Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

2SK3274L Arkusz danych(PDF) 7 Page - Renesas Technology Corp

Numer części 2SK3274L
Szczegółowy opis  Slilicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Strona internetowa  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

2SK3274L Arkusz danych(HTML) 7 Page - Renesas Technology Corp

  2SK3274L Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp 2SK3274L Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp 2SK3274L Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp 2SK3274L Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp 2SK3274L Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp 2SK3274L Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp 2SK3274L Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp 2SK3274L Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp 2SK3274L Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
2SK3274 (L), 2SK3274 (S)
Rev.3.00 May 15, 2006 page 7 of 8
Package Dimensions
6.5 ± 0.5
2.3 ± 0.2
0.55 ± 0.1
1.2 ± 0.3
0.55 ± 0.1
5.4 ± 0.5
1.15 ± 0.1
2.29 ± 0.5
2.29 ± 0.5
0.8 ± 0.1
0.55 ± 0.1
(0.7)
Previous Code
PRSS0004ZD-B
DPAK(L)-(2) / DPAK(L)-(2)V
MASS[Typ.]
0.42g
RENESAS Code
JEITA Package Code
Unit: mm
Package Name
DPAK(L)-(2)
6.5 ± 0.5
5.4 ± 0.5
2.3 ± 0.2
0.55 ± 0.1
0 – 0.25
0.55 ± 0.1
(1.2)
0.8 ± 0.1
2.29 ± 0.5
2.29 ± 0.5
(5.1)
1.0 Max.
(0.1)
(0.1)
Previous Code
PRSS0004ZD-C
DPAK(S) / DPAK(S)V
MASS[Typ.]
0.28g
SC-63
RENESAS Code
JEITA Package Code
Unit: mm
Package Name
DPAK(S)


Podobny numer części - 2SK3274L

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
VBsemi Electronics Co.,...
2SK3274L VBSEMI-2SK3274L Datasheet
959Kb / 8P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
More results

Podobny opis - 2SK3274L

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Renesas Technology Corp
RJK0243DNS RENESAS-RJK0243DNS Datasheet
223Kb / 7P
   N Channel Power MOS FET High Speed Power Switching
RJK0394DPA RENESAS-RJK0394DPA_13 Datasheet
107Kb / 7P
   N Channel Power MOS FET High Speed Power Switching
RJK0365DPA-02 RENESAS-RJK0365DPA-02_13 Datasheet
139Kb / 7P
   N Channel Power MOS FET High Speed Power Switching
RJK03B7DPA RENESAS-RJK03B7DPA_13 Datasheet
107Kb / 7P
   N Channel Power MOS FET High Speed Power Switching
RJK03B9DPA RENESAS-RJK03B9DPA_13 Datasheet
108Kb / 7P
   N Channel Power MOS FET High Speed Power Switching
RJK03B8DPA RENESAS-RJK03B8DPA_13 Datasheet
106Kb / 7P
   N Channel Power MOS FET High Speed Power Switching
RJK0397DPA RENESAS-RJK0397DPA_13 Datasheet
107Kb / 7P
   N Channel Power MOS FET High Speed Power Switching
RJK03E7DPA RENESAS-RJK03E7DPA_13 Datasheet
123Kb / 7P
   N Channel Power MOS FET High Speed Power Switching
RJK03M2DPA RENESAS-RJK03M2DPA Datasheet
161Kb / 7P
   N Channel Power MOS FET High Speed Power Switching
RJK0353DPA RENESAS-RJK0353DPA_13 Datasheet
108Kb / 7P
   N Channel Power MOS FET High Speed Power Switching
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com