Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AD7923BRUZ Arkusz danych(PDF) 10 Page - Analog Devices

Numer części AD7923BRUZ
Szczegółowy opis  4-Channel, 200 kSPS 12-Bit ADC Sequencer in 16-Lead TSSOP
Download  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD7923BRUZ Arkusz danych(HTML) 10 Page - Analog Devices

Back Button AD7923BRUZ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD7923BRUZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD7923BRUZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD7923BRUZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD7923BRUZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD7923BRUZ Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD7923BRUZ Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD7923BRUZ Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD7923BRUZ Datasheet HTML 14Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 25 page
background image
Data Sheet
AD7923
Rev. D | Page 9 of 24
CODE
1.0
0.6
0.8
0.4
0.2
0
–0.2
–0.4
–0.6
–0.8
–1.0
0
512
1024
1536
2048
2560
3072
3584
4096
AVDD = VDRIVE = 5V
TEMP = 25
°C
Figure 10. Typical DNL


Podobny numer części - AD7923BRUZ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD7923BRUZ AD-AD7923BRUZ Datasheet
380Kb / 24P
   4-Channel, 200 kSPS 12-Bit ADC with Sequencer in 16-Lead TSSOP
REV. C
AD7923BRUZ-REEL AD-AD7923BRUZ-REEL Datasheet
380Kb / 24P
   4-Channel, 200 kSPS 12-Bit ADC with Sequencer in 16-Lead TSSOP
REV. C
AD7923BRUZ-REEL7 AD-AD7923BRUZ-REEL7 Datasheet
380Kb / 24P
   4-Channel, 200 kSPS 12-Bit ADC with Sequencer in 16-Lead TSSOP
REV. C
More results

Podobny opis - AD7923BRUZ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD7923 AD-AD7923 Datasheet
430Kb / 20P
   4-Channel, 200 kSPS, 12-Bit ADC with Sequencer in 16-Lead TSSOP
REV. 0
AD7923 AD-AD7923_15 Datasheet
381Kb / 24P
   4-Channel, 200 kSPS 12-Bit ADC with Sequencer in 16-Lead TSSOP
REV. D
AD7923 AD-AD7923_11 Datasheet
380Kb / 24P
   4-Channel, 200 kSPS 12-Bit ADC with Sequencer in 16-Lead TSSOP
REV. C
AD7927 AD-AD7927_17 Datasheet
485Kb / 29P
   8-Channel, 200 kSPS, 12-Bit ADC Sequencer in 20-Lead TSSOP
AD7927 AD-AD7927_15 Datasheet
407Kb / 28P
   8-Channel, 200 kSPS, 12-Bit ADC with Sequencer in 20-Lead TSSOP
REV. D
AD7927BRUZ AD-AD7927BRUZ Datasheet
485Kb / 28P
   8-Channel, 200 kSPS, 12-Bit ADC with Sequencer in 20-Lead TSSOP
REV. C
AD7927 AD-AD7927 Datasheet
276Kb / 20P
   8-Channel, 200 kSPS, 12-Bit ADC with Sequencer in 20-Lead TSSOP
AD7888 AD-AD7888_17 Datasheet
245Kb / 18P
   Micropower, 8-Channel, 125 kSPS, 12-Bit ADC in 16-Lead TSSOP
AD7490 AD-AD7490_15 Datasheet
950Kb / 29P
   16-Channel, 1 MSPS, 12-Bit ADC with Sequencer in 28-Lead TSSOP
REV. D
AD7490 AD-AD7490 Datasheet
2Mb / 24P
   16-Channel, 1 MSPS, 12-Bit ADC with Sequencer in 28-Lead TSSOP
REV. A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com